| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F429NET6 Fiches technique(PDF) 78 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F429NET6 Fiches technique(HTML) 78 Page - STMicroelectronics |
|
78 / 231 page ![]() Port E PE7 - TIM1_ ETR - - - - - - UART7_Rx - - - FMC_D4 - - EVEN TOUT PE8 - TIM1_ CH1N - - - - - - UART7_Tx - - - FMC_D5 - - EVEN TOUT PE9 - TIM1_ CH1 - - - - - - - - - - FMC_D6 - - EVEN TOUT PE10 - TIM1_ CH2N - - - - - - - - - - FMC_D7 - - EVEN TOUT PE11 - TIM1_ CH2 -- - SPI4_ NSS - - - - - - FMC_D8 - LCD_G3 EVEN TOUT PE12 - TIM1_ CH3N -- - SPI4_ SCK - - - - - - FMC_D9 - LCD_B4 EVEN TOUT PE13 - TIM1_ CH3 -- - SPI4_ MISO - - - - - - FMC_D10 - LCD_DE EVEN TOUT PE14 - TIM1_ CH4 -- - SPI4_ MOSI - - - - - - FMC_D11 - LCD_ CLK EVEN TOUT PE15 - TIM1_ BKIN - - - - - - - - - FMC_D12 - LCD_R7 EVEN TOUT Port F PF0 - - - - I2C2_ SDA -- - - - - - FMC_A0 - - EVEN TOUT PF1 - I2C2_ SCL -- - - - - - FMC_A1 - - EVEN TOUT PF2 - - - - I2C2_ SMBA -- - - - - - FMC_A2 - - EVEN TOUT PF3 - - - - - - - - - - - FMC_A3 - - EVEN TOUT PF4 - - - - - - - - - - - FMC_A4 - - EVEN TOUT PF5 - - - - - - - - - - - FMC_A5 - - EVEN TOUT PF6 - - - TIM10_ CH1 - SPI5_ NSS SAI1_ SD_B - UART7_Rx - - - FMC_ NIORD -- EVEN TOUT PF7 - - - TIM11_ CH1 - SPI5_ SCK SAI1_ MCLK_B -UART7_Tx - - - FMC_ NREG -- EVEN TOUT Table 12. STM32F427xx and STM32F429xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/ 10/11 I2C1/ 2/3 SPI1/2/ 3/4/5/6 SPI2/3/ SAI1 SPI3/ USART1/ 2/3 USART6/ UART4/5/7 /8 CAN1/2/ TIM12/13/14 /LCD OTG2_HS /OTG1_ FS ETH FMC/SDIO /OTG2_FS DCMI LCD SYS |