| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F427NET7TR Fiches technique(PDF) 80 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F427NET7TR Fiches technique(HTML) 80 Page - STMicroelectronics |
|
80 / 231 page ![]() Port G PG9 - - - - - - - - USART6_ RX -- - FMC_NE2/ FMC_ NCE3 DCMI_ VSYNC (1) - EVEN TOUT PG10 - - - - - - - - - LCD_G3 - - FMC_ NCE4_1/ FMC_NE3 DCMI_ D2 LCD_B2 EVEN TOUT PG11 - - - - - - - - - - - ETH_MII_ TX_EN/ ETH_RMII _TX_EN FMC_ NCE4_2 DCMI_ D3 LCD_B3 EVEN TOUT PG12 - - - - - SPI6_ MISO -- USART6_ RTS LCD_B4 - - FMC_NE4 - LCD_B1 EVEN TOUT PG13 - - - - - SPI6_ SCK -- USART6_ CTS -- ETH_MII_ TXD0/ ETH_RMII _TXD0 FMC_A24 - - EVEN TOUT PG14 - - - - - SPI6_ MOSI -- USART6_ TX -- ETH_MII_ TXD1/ ETH_RMII _TXD1 FMC_A25 - - EVEN TOUT PG15 - - - - - - - - USART6_ CTS -- - FMC_ SDNCAS DCMI_ D13 - EVEN TOUT Port H PH0 - - - - - - - - - - - - - - - EVEN TOUT PH1 - - - - - - - - - - - - - - - EVEN TOUT PH2 - - - - - - - - - - - ETH_MII_ CRS FMC_ SDCKE0 - LCD_R0 EVEN TOUT PH3 - - - - - - - - - - - ETH_MII_ COL FMC_SDN E0 - LCD_R1 EVEN TOUT PH4 - - - - I2C2_ SCL -- - - - OTG_HS_ ULPI_NXT -- - - EVEN TOUT PH5 - - - - I2C2_ SDA SPI5_N SS -- - - - - FMC_SDN WE -- EVEN TOUT PH6 - - - - I2C2_ SMBA SPI5_ SCK - - - TIM12_CH1 - - FMC_ SDNE1 DCMI_ D8 -- Table 12. STM32F427xx and STM32F429xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/ 10/11 I2C1/ 2/3 SPI1/2/ 3/4/5/6 SPI2/3/ SAI1 SPI3/ USART1/ 2/3 USART6/ UART4/5/7 /8 CAN1/2/ TIM12/13/14 /LCD OTG2_HS /OTG1_ FS ETH FMC/SDIO /OTG2_FS DCMI LCD SYS |