| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SFH4258 Fiches technique(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH4258 Fiches technique(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH |
|
7 / 10 page ![]() SFH 4258, SFH 4259 2007-04-25 7 Maßzeichnung Package Outlines Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch). Gehäuse / Package Topled mit Linse, klarer Verguss / Topled with lens, clear resin Anschlussbelegung pin configuration 1 = Kathode / cathode 2/3/4 = Anode / anode 3.8 (0.150) max. 0.13 (0.005) 0.18 (0.007) 0.1 (0.004) typ 2.6 (0.102) 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) 3.0 (0.118) GPLY6127 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.6 (0.024) 0.8 (0.031) 34 1 2 Package marking SFH 4258 3.5 (0.138) max. 0.13 (0.005) 0.18 (0.007) 0.1 (0.004) typ 2.6 (0.102) 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) 3.0 (0.118) GPLY6128 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 34 1 2 Package marking SFH 4259 |