Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LBP473 Fiches technique(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LBP473
Description  Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBP473 Fiches technique(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBP473 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBP473 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBP473 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LBP473 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LBP473 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LBP473 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LBP473 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBP473 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LBP473 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
LB P473
2006-10-04
11
Gurtung / Polarität und Lage
8) Seite 16
Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm
Montage von oben
oder 12000/Rolle, ø330 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation
8)
page 16
Packing unit 3000/reel, ø180 mm
top mount
or 12000/reel, ø330 mm
Gurtung / Polarität und Lage
8) Seite 16
Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm
Montage von unten
oder 12000/Rolle, ø330 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation
8)
page 16
Packing unit 3000/reel, ø180 mm
reverse mount
or 12000/reel, ø330 mm
OHAY2429
1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 4 (0.157)
±0.05 (0.002)
2 (0.079)
0.8 (0.031) ±0.05 (0.002)
±0.05 (0.002)
2.25 (0.089)
Cathode/Collector Side
0.3 (0.012) max.
±0.05 (0.002)
0.95 (0.037)
OHAY1306
1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 4 (0.157)
±0.05 (0.002)
2 (0.079)
0.8 (0.031) ±0.05 (0.002)
±0.05 (0.002)
1.5 (0.059)
Cathode/Collector Side
0.3 (0.012) max.
±0.05 (0.002)
0.45 (0.018)
±0.05 (0.002)
1.15 (0.045)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16