| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LTA67C Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LTA67C Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 16 page ![]() LB A67C, LT A67C 2004-08-16 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 16 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 16 Gruppe Group blue true green Einheit Unit min. max. min. max. 3 464 468 519 525 nm 4 468 472 525 531 nm 5 472 476 531 537 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 16 Luminous Intensity 1) page 16 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 16 Luminous Flux 2) page 16 Φ V (mlm) P2 Q1 Q2 R1 R2 S1 S2 T1 T2 U1 U2 V1 56 … 71 71 … 90 90 … 112 112 … 140 140 … 180 180 … 224 224 … 280 280 … 355 355 … 450 450 … 560 560 … 710 710 … 900 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.) 950 (typ.) 1200 (typ.) 1500 (typ.) 1900 (typ.) 2400 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bis 6 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or a grouping of all individual groups of 4 to 6 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: T1-3 Example: T1-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength T1 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |