Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LSY876 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LSY876
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSY876 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LSY876 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSY876 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSY876 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSY876 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSY876 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSY876 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSY876 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSY876 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSY876 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
LS Y876, LA Y876, LO Y876, LY Y876
2006-10-04
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5)
Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5)
page 15
Gruppe
Group
yellow
orange
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
2
580
583
600
603
nm
3
583
586
603
606
nm
4
586
589
606
609
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1)
Seite 15
Luminous Intensity
1)
page 15
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous Flux
2)
page 15
Φ
V (mlm)
P2
Q1
Q2
R1
R2
S1
S2
T1
56 ...
71
71 ...
90
90 ... 112
112 ... 140
140 ... 180
180 ... 224
224 ... 280
280 ... 355
190 (typ.)
240 (typ.)
300 (typ.)
380 (typ.)
480 (typ.)
600 (typ.)
760 (typ.)
950 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or
a grouping of all individual groups of 4 or 6 brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: R2-3
Example: R2-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
R2
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15