Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32F207VCH6TR Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32F207VCH6TR
Description  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F207VCH6TR Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STM32F207VCH6TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM32F207VCH6TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32F207VCH6TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32F207VCH6TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32F207VCH6TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32F207VCH6TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32F207VCH6TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32F207VCH6TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F207VCH6TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 184 page
background image
Contents
STM32F20xxx
4/184
DocID15818 Rev 15
3.20.4
Independent watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.20.5
Window watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.20.6
SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.21
Inter-integrated circuit interface (I²C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.22
Universal synchronous/asynchronous receiver transmitters
(UARTs/USARTs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.23
Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.24
Inter-integrated sound (I2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.25
SDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.26
Ethernet MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support . . . 37
3.27
Controller area network (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.28
Universal serial bus on-the-go full-speed (OTG_FS) . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.29
Universal serial bus on-the-go high-speed (OTG_HS) . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.30
Audio PLL (PLLI2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.31
Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.32
True random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.33
GPIOs (general-purpose inputs/outputs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.34
ADCs (analog-to-digital converters) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.35
DAC (digital-to-analog converter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.36
Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.37
Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.38
Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4
Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5
Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.1
Parameter conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.1.1
Minimum and maximum values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.1.2
Typical values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.1.3
Typical curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.1.4
Loading capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.1.5
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.1.6
Power supply scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More