| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32H523CCY7 Fiches technique(PDF) 90 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CCY7 Fiches technique(HTML) 90 Page - STMicroelectronics |
|
90 / 228 page ![]() PE0 - FDCAN1_RX - - FMC_NBL0 DCMI_D2/PSSI_D2 - EVENTOUT PE2 - OCTOSPI1_IO2 - - FMC_A23 DCMI_D3/PSSI_D3 - EVENTOUT PE3 - - - - FMC_A19 - - EVENTOUT PE4 - - - - FMC_A20 DCMI_D4/PSSI_D4 - EVENTOUT PE5 - - - - FMC_A21 DCMI_D6/PSSI_D6 - EVENTOUT PE6 - - - - FMC_A22 DCMI_D7/PSSI_D7 - EVENTOUT PE7 - - OCTOSPI1_IO4 - FMC_D4/FMC_AD4 - - EVENTOUT PE8 - - OCTOSPI1_IO5 - FMC_D5/FMC_AD5 - - EVENTOUT PE9 - - OCTOSPI1_IO6 - FMC_D6/FMC_AD6 - - EVENTOUT PE10 - - OCTOSPI1_IO7 - FMC_D7/FMC_AD7 - - EVENTOUT PE11 - - - - FMC_D8/FMC_AD8 - - EVENTOUT PE12 - - - - FMC_D9/FMC_AD9 - - EVENTOUT PE13 - - - - FMC_D10/FMC_AD10 - - EVENTOUT PE14 - - - - FMC_D11/FMC_AD11 - - EVENTOUT PE15 - - - - FMC_D12/FMC_AD12 - - EVENTOUT Table 15. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/S DMMC1/UA RT4/5 FDCAN1/2/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/FMC[NOR_RAM)/ I2C3/I3C2/OCTOSPI CRS/FMC[NAND1 6)/I3C2/OCTOSPI/ SDMMC1/USB_ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/SDM MC1/USB_PD FMC[NAND16)/FMC [NORmux)/FMC[NO R_RAM)/SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16 )/FMC[NORmux)/FM C[NOR_RAM) TIM2/UART 5/USART6 SYS |