| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SFH9301 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH9301 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 12 page ![]() SFH 9301, SFH 9302, SFH 9303, SFH 9304, SFH 9306 2001-02-22 2 Anwendungen • Geschwindigkeitsüberwachung • Motorsteuerung •Überwachung des Papiervorschubs in Druckern, Kopier- und Faxgeräten • Speicherlaufwerke • Steuerung des Druckkopfes in Druckern • Münzdetektion • Optoelektronische Schalter Typ Type Bestellnummer Ordering Code Gehäuse Package SFH 9301 Q62702-P5083 Schwarzes Polykarbonat Plastikgehäuse, Anschlüsse im 2.54-mm Raster, Senderseite durch Buchstaben „E“, Empfängerseite durch Buchstaben „S“ gekennzeichnet, Kathode / Transistoremitter durch schräge Kante gekennzeichnet. Black polycarbonate plastic material housing, solder tabs 2.54-mm (1/10”) spacing, emitter side marked with letter “E”, sensor side marked with letter “S”, cathode / emitter of transistor marked with edge at an angle. SFH 9302 Q62702-P5084 SFH 9303 Q62702-P5085 SFH 9304 Q62702-P5086 SFH 9306 Q62702-P5130 Applications • Speed control • Motor control • Monitoring of paper feed in printers, copiers, facsimiles • Disk drives • Control of print head in printers • Coin detection • Optoelectronic switches |