| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SFH3410-2/3 Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH3410-2/3 Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
3 / 5 page ![]() SFH 3410 2002-12-18 3 Directional Characteristics S rel = f (ϕ) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit -1 -2 -3 -4 Fotostrom Photocurrent E v = 20 lx, Normlicht/standard light A V CE = 5 V I PCE 3.2…6.3 5…10 8…16 12.5…25 µA Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage I C = IPCEmin 1) × 0.3, E V = 20 lx 1) I PCEmin ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe 1) I PCEmin is the min. photocurrent of the specified group V CEsat 100 100 100 100 mV OHF01402 90 80 70 60 50 40 30 20 10 20 40 60 80 100 120 0.4 0.6 0.8 1.0 ϕ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 100 0 0 0 |