Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFH331-JK Fiches technique(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

No de pièce SFH331-JK
Description  SMT Multi TOPLED
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH331-JK Fiches technique(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH331-JK Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH331-JK Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH331-JK Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH331-JK Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH331-JK Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH331-JK Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH331-JK Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH331-JK Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SFH 331
SMT Multi TOPLED
®
2001-02-22
1
Wesentliche Merkmale
• SMT-Gehäuse mit rotem Sender (635 nm) und
Si-Fototransistor
• Geeignet für SMT-Bestückung
• Gegurtet lieferbar
• Sender und Empfänger getrennt ansteuerbar
• Geeignet für IR-Reflow Löten
Anwendungen
• Datenübertragung
• Wegfahrsperre
• Infrarotschnittstelle
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
SFH 331-JK
Q62702-P1634
Features
• SMT package with red emitter (635 nm) and
Si-phototransistor
• Suitable for SMT assembly
• Available on tape and reel
• Emitter and detector can be controlled
separately
• Suitable for IR-reflow soldering
Applications
• Data transmission
• Lock bar
• Infrared interface


Numéro de pièce similaire - SFH331-JK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH331 SIEMENS-SFH331 Datasheet
54Kb / 7P
SMT Multi TOPLED
logo
OSRAM GmbH
SFH3310 OSRAM-SFH3310 Datasheet
208Kb / 6P
Silicon NPN Phototransistor with V貫 Characteristics
More results

Description similaire - SFH331-JK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LOGT671 SIEMENS-LOGT671 Datasheet
486Kb / 7P
Multi TOPLED Bright Green Die
LSGT670 SIEMENS-LSGT670 Datasheet
491Kb / 8P
Multi TOPLED
LSPBT670 SIEMENS-LSPBT670 Datasheet
663Kb / 9P
Multi TOPLED
LSST670 SIEMENS-LSST670 Datasheet
490Kb / 8P
Multi TOPLED
SFH331 SIEMENS-SFH331 Datasheet
54Kb / 7P
SMT Multi TOPLED
logo
OSRAM GmbH
LSGT670 OSRAM-LSGT670 Datasheet
84Kb / 9P
Multi TOPLED
LSGT67K OSRAM-LSGT67K Datasheet
550Kb / 18P
Multi TOPLED
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
153283387A212 WURTH-153283387A212 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SUTW SMT Ultraviolet TopLED Waterclear
001.000
153283397A212 WURTH-153283397A212 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SUTW SMT Ultraviolet TopLED Waterclear
001.000
logo
ams AG
LPT670 AMSCO-LPT670 Datasheet
1Mb / 21P
TOPLED, SMT LED with integrated reflector.
Version 1.1 2018-04-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com