Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STR910FAM44H6T Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No de pièce STR910FAM44H6T
Description  ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR910FAM44H6T Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STR910FAM44H6T Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STR910FAM44H6T Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STR910FAM44H6T Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STR910FAM44H6T Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STR910FAM44H6T Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STR910FAM44H6T Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STR910FAM44H6T Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STR910FAM44H6T Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STR910FAM44H6T Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 99 page
background image
Contents
STR91xFAx32 STR91xFAx42 STR91xFAx44
4/99
3.22
SSP interfaces (SPI, SSI, and Microwire) with DMA . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.22.1
DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.23
General purpose I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.24
A/D converter (ADC) with DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.24.1
DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.25
Standard timers (TIM) with DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.25.1
DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.26
Three-phase induction motor controller (IMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.27
External memory interface (EMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4
Related documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.1
LFBGA144 ball connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.2
Default pin functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.2.1
General notes on pin usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6
Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.1
Buffered and non-buffered writes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.2
System (AHB) and peripheral (APB) buses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.3
SRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.4
Two independent Flash memories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.4.1
Default configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.4.2
Optional configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.5
STR91xFA memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
7
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1
Parameter conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1.1
Minimum and maximum values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1.2
Typical values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1.3
Typical curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1.4
Loading capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1.5
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.2
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7.3
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.3.1
Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99