| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F412CEJ3 Fiches technique(PDF) 71 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F412CEJ3 Fiches technique(HTML) 71 Page - STMicroelectronics |
|
71 / 201 page ![]() PE0 - - TIM4_ETR - - - - - - - - FSMC_NBL0 EVENTOUT PE1 - - - - - - - - - - - FSMC_NBL1 EVENTOUT PE2 TRACECL K -- - - SPI4_SCK/ I2S4_CK SPI5_SCK/ I2S5_CK -- QUADSPI_ BK1_IO2 - FSMC_A23 EVENTOUT PE3 TRACED0 - - - - - - - - - - FSMC_A19 EVENTOUT PE4 TRACED1 - - - - SPI4_NSS/ I2S4_WS SPI5_NSS/ I2S5_WS - DFSDM1_ DATIN3 - - FSMC_A20 EVENTOUT PE5 TRACED2 - - TIM9_CH1 - SPI4_MISO SPI5_MISO - DFSDM1_ CKIN3 - - FSMC_A21 EVENTOUT PE6 TRACED3 - - TIM9_CH2 - SPI4_MOSI/I 2S4_SD SPI5_MOSI/ I2S5_SD - - - - FSMC_A22 EVENTOUT PE7 - TIM1_ETR - - - - DFSDM1_ DATIN2 -- - QUADSPI_ BK2_IO0 FSMC_D4/ FSMC_DA4 EVENTOUT PE8 - TIM1_CH1N - - - - DFSDM1_ CKIN2 -- - QUADSPI_ BK2_IO1 FSMC_D5/ FSMC_DA5 EVENTOUT PE9 - TIM1_CH1 - - - - DFSDM1_ CKOUT -- - QUADSPI_ BK2_IO2 FSMC_D6/ FSMC_DA6 EVENTOUT PE10 - TIM1_CH2N - - - - - - - - QUADSPI_ BK2_IO3 FSMC_D7/ FSMC_DA7 EVENTOUT PE11 - TIM1_CH2 - - - SPI4_NSS/ I2S4_WS SPI5_NSS/ I2S5_WS -- - FSMC_D8/ FSMC_DA8 EVENTOUT PE12 - TIM1_CH3N - - - SPI4_SCK/ I2S4_CK SPI5_SCK/ I2S5_CK -- - - FSMC_D9/ FSMC_DA9 EVENTOUT PE13 - TIM1_CH3 - - - SPI4_MISO SPI5_MISO - - - - FSMC_D10/ FSMC_DA10 EVENTOUT PE14 - TIM1_CH4 - - - SPI4_MOSI/I 2S4_SD SPI5_MOSI/ I2S5_SD -- - - FSMC_D11/ FSMC_DA11 EVENTOUT PE15 - TIM1_BKIN - - - - - - - - - FSMC_D12/ FSMC_DA12 EVENTOUT Table 11. STM32F412xE/G alternate functions (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF12 AF15 SYS_AF TIM1/ TIM2 TIM3/ TIM4/ TIM5 TIM8/ TIM9/ TIM10/ TIM11 I2C1/ I2C2/ I2C3/ I2CFMP1 SPI1/I2S1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI4/I2S4 SPI2/I2S2/SPI3 /I2S3/SPI4/ I2S4/SPI5/I2S5 /DFSDM1 SPI3/I2S3/ USART1/ USART2/ USART3 DFSDM1/ USART3/ USART6/ CAN1 I2C2/I2C3/ I2CFMP1/ CAN1/CAN2 /TIM12/ TIM13/TIM14 /QUADSPI DFSDM1/ QUADSPI/ FSMC /OTG1_FS FSMC /SDIO SYS_AF |