| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F412RGT3TR Fiches technique(PDF) 70 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F412RGT3TR Fiches technique(HTML) 70 Page - STMicroelectronics |
|
70 / 201 page ![]() PD0 - - - - - - - - - CAN1_RX - FSMC_D2/FS MC_DA2 EVENTOUT PD1 - - - - - - - - - CAN1_TX - FSMC_D3/FS MC_DA3 EVENTOUT PD2 - - TIM3_ETR - - - - - - - FSMC_NWE SDIO_CMD EVENTOUT PD3 TRACED1 - - - - SPI2_SCK/ I2S2_CK DFSDM1_ DATIN0 USART2_ CTS - QUADSPI_ CLK - FSMC_CLK EVENTOUT PD4 - - - - - - DFSDM1_ CKIN0 USART2_ RTS - - - FSMC_NOE EVENTOUT PD5 - - - - - - - USART2_TX - - - FSMC_NWE EVENTOUT PD6 - - - - - SPI3_MOSI/I 2S3_SD DFSDM1_ DATIN1 USART2_RX - - - FSMC_ NWAIT EVENTOUT PD7 - - - - - - DFSDM1_ CKIN1 USART2_CK - - - FSMC_NE1 EVENTOUT PD8 - - - - - - - USART3_TX - - - FSMC_D13/ FSMC_DA13 EVENTOUT PD9 - - - - - - - USART3_RX - - - FSMC_D14/ FSMC_DA14 EVENTOUT PD10 - - - - - - - USART3_CK - - - FSMC_D15/ FSMC_DA15 EVENTOUT PD11 - - - - I2CFMP1_ SMBA -- USART3_ CTS - QUADSPI_ BK1_IO0 - FSMC_A16 EVENTOUT PD12 - - TIM4_CH1 - I2CFMP1_ SCL USART3_ RTS - QUADSPI_ BK1_IO1 - FSMC_A17 EVENTOUT PD13 - - TIM4_CH2 - I2CFMP1_ SDA -- - - QUADSPI_ BK1_IO3 - FSMC_A18 EVENTOUT PD14 - - TIM4_CH3 - I2CFMP1_ SCL -- - - - - FSMC_D0/ FSMC_DA0 EVENTOUT PD15 - - TIM4_CH4 - I2CFMP1_ SDA -- - - - - FSMC_D1/ FSMC_DA1 EVENTOUT Table 11. STM32F412xE/G alternate functions (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF12 AF15 SYS_AF TIM1/ TIM2 TIM3/ TIM4/ TIM5 TIM8/ TIM9/ TIM10/ TIM11 I2C1/ I2C2/ I2C3/ I2CFMP1 SPI1/I2S1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI4/I2S4 SPI2/I2S2/SPI3 /I2S3/SPI4/ I2S4/SPI5/I2S5 /DFSDM1 SPI3/I2S3/ USART1/ USART2/ USART3 DFSDM1/ USART3/ USART6/ CAN1 I2C2/I2C3/ I2CFMP1/ CAN1/CAN2 /TIM12/ TIM13/TIM14 /QUADSPI DFSDM1/ QUADSPI/ FSMC /OTG1_FS FSMC /SDIO SYS_AF |