| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F412RGJ7TR Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F412RGJ7TR Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 201 page ![]() DocID028087 Rev 7 3/201 STM32F412xE/G Contents 5 3.22 VBAT operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.23 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.23.1 Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.23.2 General-purpose timers (TIMx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.23.3 Basic timer (TIM6, TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.23.4 Independent watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.23.5 Window watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.23.6 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.24 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.25 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitters (USART) . . 37 3.26 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.27 Inter-integrated sound (I2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.28 Audio PLL (PLLI2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.29 Digital filter for sigma-delta modulators (DFSDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.30 Secure digital input/output interface (SDIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.31 Controller area network (bxCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.32 Universal serial bus on-the-go full-speed (USB_OTG_FS) . . . . . . . . . . . 40 3.33 Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.34 General-purpose input/outputs (GPIOs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.35 Analog-to-digital converter (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.36 Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.37 Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.38 Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4 Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.1 WLSCP64 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.2 UFQFPN48 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4.3 LQFP64 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.4 LQFP100 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.5 LQFP144 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4.6 UFBGA100 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4.7 UFBGA144 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.8 Pin definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 |