Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32F412VGJ6TR Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32F412VGJ6TR
Description  Arm®-Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 1MB Flash, 256KB RAM, USB OTG FS, 17 TIMs, 1 ADC, 17 comm. interfaces
PDF  201 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F412VGJ6TR Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STM32F412VGJ6TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM32F412VGJ6TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32F412VGJ6TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32F412VGJ6TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32F412VGJ6TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32F412VGJ6TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32F412VGJ6TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32F412VGJ6TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F412VGJ6TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 201 page
background image
DocID028087 Rev 7
3/201
STM32F412xE/G
Contents
5
3.22
VBAT operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.23
Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.23.1
Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.23.2
General-purpose timers (TIMx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.23.3
Basic timer (TIM6, TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.23.4
Independent watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.23.5
Window watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.23.6
SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.24
Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.25
Universal synchronous/asynchronous receiver transmitters (USART) . . 37
3.26
Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.27
Inter-integrated sound (I2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.28
Audio PLL (PLLI2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.29
Digital filter for sigma-delta modulators (DFSDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.30
Secure digital input/output interface (SDIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.31
Controller area network (bxCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.32
Universal serial bus on-the-go full-speed (USB_OTG_FS) . . . . . . . . . . . 40
3.33
Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.34
General-purpose input/outputs (GPIOs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.35
Analog-to-digital converter (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.36
Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.37
Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.38
Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4
Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.1
WLSCP64 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2
UFQFPN48 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.3
LQFP64 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.4
LQFP100 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.5
LQFP144 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.6
UFBGA100 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.7
UFBGA144 pinout description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.8
Pin definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More