Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STR910FAM32 Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

No de pièce STR910FAM32
Description  ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR910FAM32 Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STR910FAM32 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STR910FAM32 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STR910FAM32 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STR910FAM32 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STR910FAM32 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STR910FAM32 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STR910FAM32 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STR910FAM32 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STR910FAM32 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 99 page
background image
STR91xFAx32 STR91xFAx42 STR91xFAx44
List of figures
9/99
List of figures
Figure 1.
STR91xFA block diagram
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 2.
Clock control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 3.
JTAG chaining inside the STR91xFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 4.
EMI 16-bit multiplexed connection example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 5.
EMI 8-bit multiplexed connection example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 6.
EMI 8-bit non-multiplexed connection example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Figure 7.
STR91xFAM 80-pin package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 8.
STR91xFAW 128-pin package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Figure 9.
STR91xFA memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Figure 10.
Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Figure 11.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Figure 12.
LVD reset delay case 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Figure 13.
LVD reset delay case 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Figure 14.
LVD reset delay case 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Figure 15.
Sleep mode current vs temperature with LVD on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Figure 16.
Typical application with an external clock source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Figure 17.
Non-mux write timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 18.
Non-mux bus read timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 19.
Mux write diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Figure 20.
Mux read diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 21.
Page mode read diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Figure 22.
Sync burst write diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Figure 23.
Sync burst read diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Figure 24.
MII_RX_CLK and MII_TX_CLK timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Figure 25.
MDC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Figure 26.
Ethernet MII management timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Figure 27.
Ethernet MII transmit timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Figure 28.
Ethernet MII receive timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Figure 29.
SPI slave timing diagram with CPHA=0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Figure 30.
SPI slave timing diagram with CPHA=1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 31.
SPI master timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 32.
ADC conversion characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 33.
Device marking for revision G LQFP80 and LQFP128 packages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Figure 34.
Device marking for revision G LFBGA144 packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Figure 35.
Device marking for revision H LQFP80 and LQFP128 packages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Figure 36.
Device marking for revision H LFBGA144 packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Figure 37.
80-Pin low profile quad flat package (LQFP80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 38.
128-Pin low profile quad flat package (LQFP128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Figure 39.
144-ball low profile fine pitch ball grid array package (LFBGA144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 40.
Recommended PCB Design rules (0.80/0.75mm pitch BGA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99