| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74ACT02B Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74ACT02B Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 8 page ![]() 74ACT02 5/8 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D20 0.787 E8.5 0.335 e2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F7.1 0.280 I5.1 0.201 L3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 P001A Plastic DIP-14 MECHANICAL DATA |