| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BQ2016DBQ Fiches technique(PDF) 20 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BQ2016DBQ Fiches technique(HTML) 20 Page - Texas Instruments |
|
20 / 24 page ![]() bq2016 GAS GAUGE IC FOR HIGH DISCHARGE RATES SLUS475A– JANUARY 2001 – REVISED NOVEMBER 2002 20 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 APPLICATION INFORMATION bq2016 applications schematic SB PROG VPFC SR1 THON CVON HDQ RBI REG LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 Rs R2 R1 2N7002 BZX84C5V6 MMBT3904 G SST113 0.1 µF 0.1 µF 0.1 µF 0.1 µF 0.01 µF 0.01 µF U1 bq2016 PACK+ PACK– VCC HDQ Display D S ZVP3306F Cells SR2 SRC TS 100 Ω 100 Ω 1 µF 100 k Ω 330 Ω 330 Ω 330 Ω 330 Ω 330 Ω VCC 100 k Ω 100 k Ω 100 k Ω VCC 1 M Ω VCC VCC VCC VSS DISP 1.5 M Ω Rv Rg Rv Rg |