| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VN750 Fiches technique(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN750 Fiches technique(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 31 page ![]() 13/31 VN750 / VN750S / VN750PT / VN750-B5 1 Overvoltage Shutdown Turn-on Voltage Slope Ilim Vs Tcase Openload Off State Voltage Detection Threshold Turn-off Voltage Slope 1 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (°C) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 Vov (V) -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (ºC) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 Vol (V) Vin=0V -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (ºC) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 dVout/dt/(on) (V/ms) Vcc=13V Rl=6.5Ohm -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (ºC) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 dVout/dt(off) (V/ms) Vcc=13V Rl=6.5Ohm -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (ºC) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Ilim (A) Vcc=13V |