| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HCC4040B Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCC4040B Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 13 page ![]() Package mechanical data HCC4000B series 8/13 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 9.98 10.16 10.34 0.393 0.400 0.407 B 9.98 10.16 10.34 0.393 0.400 0.407 C 1.45 1.61 1.78 0.57 0.63 0.070 D 0.10 0.127 0.18 0.004 0.005 0.007 E 11.30 11.43 11.56 0.445 0.450 0.455 F 1.27 0.050 G 0.38 0.43 0.48 0.015 0.017 0.019 H 7.24 8.16 0.285 0.320 L 24.46 26.67 0.960 1.050 M 0.45 0.50 0.55 0.018 0.020 0.022 N 7.87 0.310 O 1.14 1.27 1.40 0.045 0.050 0.055 P 0.10 0.18 0.25 0.004 0.007 0.010 FPC-20 MECHANICAL DATA 016032F |