| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST10F272M-4TR3 Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F272M-4TR3 Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 175 page ![]() ST10F272M 9/176 Figure 1. Logic symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 2. Pin configuration (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 3. Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 4. ST10F272M on-chip memory mapping (ROMEN = 1 / XADRS = 800Bh - Reset value) . . 24 Figure 5. Flash structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 6. Write operation control flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 7. CPU block diagram (MAC unit not included) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 8. MAC unit architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Figure 9. X-Interrupt basic structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 10. Block diagram of GPT1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Figure 11. Block diagram of GPT2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Figure 12. Block diagram of PWM module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Figure 13. Connection to single CAN bus via separate CAN transceivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Figure 14. Connection to single CAN bus via common CAN transceivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Figure 15. Connection to two different CAN buses (for example, gateway application) . . . . . . . . . . . 74 Figure 16. Connection to one CAN bus with internal parallel mode enabled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Figure 17. Asynchronous power-on RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Figure 18. Asynchronous power-on RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Figure 19. Asynchronous hardware RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Figure 20. Asynchronous hardware RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Figure 21. Synchronous short / long hardware RESET (EA = 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Figure 22. Synchronous short / long hardware RESET (EA = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Figure 23. Synchronous long hardware RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Figure 24. Synchronous long hardware RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Figure 25. SW / WDT unidirectional RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Figure 26. SW / WDT unidirectional RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Figure 27. SW / WDT bidirectional RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Figure 28. SW / WDT bidirectional RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Figure 29. SW / WDT bidirectional RESET (EA = 0) followed by a HW RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 30. Minimum external reset circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Figure 31. System reset circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Figure 32. Internal (simplified) reset circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Figure 33. Example of software or watchdog bidirectional reset (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Figure 34. Example of software or watchdog bidirectional reset (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Figure 35. PORT0 bits latched into the different registers after reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Figure 36. External RC circuitry on RPD pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Figure 37. Port2 test mode structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Figure 38. Supply current versus the operating frequency (RUN and IDLE modes) . . . . . . . . . . . . . 129 Figure 39. A/D conversion characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Figure 40. A/D converter input pins scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Figure 41. Charge sharing timing diagram during sampling phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Figure 42. Anti-aliasing filter and conversion rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Figure 43. Input / output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Figure 44. Float waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Figure 45. Generation mechanisms for the CPU clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Figure 46. ST10F272M PLL jitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Figure 47. Crystal oscillator and resonator connection diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Figure 48. 32 kHz crystal oscillator connection diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Figure 49. External clock drive XTAL1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Figure 50. External memory cycle: Multiplexed bus, with/without read/write delay, normal ALE. . . . 153 Figure 51. External memory cycle: Multiplexed bus, with/without read/write delay, extended ALE. . 154 Figure 52. External memory cycle: Multiplexed bus, with/without r/w delay, normal ALE, r/w CS. . . 155 |