| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HGDFPT021B Fiches technique(PDF) 17 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HGDFPT021B Fiches technique(HTML) 17 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. |
|
17 / 18 page ![]() ◆ お取り扱い上の注意 Precautions 1. 保管環境のご注意 適切な温度・湿度環境(推奨保管条件)で保管していただけるようお願いします。 また、塩素や腐食性のあるガスも避けるようお願いします。 不適切な環境で保管した場合は、製品特性に影響する事があります。 Storage Environment Products should be stored at an appropriate temperature and humidity (Recommended storage condition). Keep products away from chlorine and corrosive gas. There is a thing that influences product features when keeping it in an improper environment. 2. 長期保管のご注意 適切な保管環境でも長期に保管した場合は、リ-ド端子の半田付け性が悪くなったり、電気特性が 不良になる場合がありますので、長期保管した場合は、半田付け性や電気特性をご確認の上、ご使用下さい。 保管が長期(1年以上)に及ぶ場合は、窒素雰囲気中での保管をお勧めします。大気中で保管されますと、 大気中の酸素により素子のリ-ド部分が酸化され、リ-ド端子の半田付け性が悪くなります。 Long-term Storage Long-term storage may result in poor lead solder ability and degraded electrical performance even under proper conditions. For those parts that are stored more than one year, solder ability should be checked before use. For storage longer than one year, storage in a nitrogen atmosphere is recommended. The product's leads can be oxidized by atmospheric oxygen resulting in decreased solder ability. Magnetic Sensor 17 / 18 HGDFPT021B_ Datasheet Rev.00 May/20/2019 |