| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LOR976 Fiches technique(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LOR976 Fiches technique(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH |
|
9 / 11 page ![]() LS R976, LO R976, LY R976 2001-02-12 9 Lötbedingungen Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Soldering Conditions Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil (nach IPC 9501) IR Reflow Soldering Profile (acc. to IPC 9501) Empfohlenes Lötpaddesign IR Reflow Löten Recommended Solder Pad IR Reflow Soldering Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch) OHLA0685 0:00 0 T t ˚C min 50 100 150 200 250 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 2-3 K/s 2-3 K/s T = 183 ˚C = 70 s t max T = 245 ˚C 1.2 (0.047) 0.9 (0.035) OHAPY607 1.2 (0.047) |