Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LSR976 Fiches technique(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LSR976
Description  Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSR976 Fiches technique(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LSR976 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
LS R976, LO R976, LY R976
2001-02-12
9
Lötbedingungen
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Soldering Conditions Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil
(nach IPC 9501)
IR Reflow Soldering Profile
(acc. to IPC 9501)
Empfohlenes Lötpaddesign
IR Reflow Löten
Recommended Solder Pad
IR Reflow Soldering
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)
OHLA0685
0:00
0
T
t
˚C
min
50
100
150
200
250
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
2-3 K/s
2-3 K/s
T = 183 ˚C
= 70 s
t
max
T
= 245 ˚C
1.2 (0.047)
0.9 (0.035)
OHAPY607
1.2 (0.047)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11