Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UPSD3422EB40T6 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No de pièce UPSD3422EB40T6
Description  Turbo Plus Series Fast Turbo 8032 MCU with USB and Programmable Logic
PDF  293 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UPSD3422EB40T6 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button UPSD3422EB40T6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40T6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40T6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40T6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40T6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40T6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40T6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40T6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40T6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 293 page
background image
uPSD34xx
Contents
7/293
27.5
Timer mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
27.6
Toggle mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
27.7
PWM mode - (x8), fixed frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
27.8
PWM mode - (x8), programmable frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
27.9
PWM mode - fixed frequency, 16-bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
27.10 PWM mode - fixed frequency, 10-bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
27.11 Writing to capture/compare registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
27.12 Control register bit definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
27.13 TCM interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
28
PSD module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
28.1
PSD module functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
28.2
Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
28.3
PSD module data bus width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
28.4
Runtime control register definitions (csiop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
28.5
PSD module detailed operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
28.6
PSD module reset conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
29
AC/DC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
30
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
31
DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
32
Package mechanical information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
33
Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
34
Important notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
34.1
USB interrupts with idle mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
34.2
USB Reset Interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
34.3
USB Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
34.4
Data Toggle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
34.5
USB FIFO Accessibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
34.6
Erroneous Resend of Data Packet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More