| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GAFAS-AUMENTOLUZLED Fiches technique(PDF) 1 Page - AG Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GAFAS-AUMENTOLUZLED Fiches technique(HTML) 1 Page - AG Electronica |
|
1 / 3 page ![]() Versión 1.0 1 www.agelectronica.com GAFAS C/AUMENTOS, ILUM. LED Y BATERÍA RECARGABLE Descripción general: Gafas con soporte para lentes con aumento, iluminación LED y batería recargable. Son ideales para realizar trabajos de precisión o para lectura, ya que incluyen 5 lentes intercambiables y 2 LEDs con dos niveles de intensidad luminosa y 4 posiciones de ajuste. Características: Batería recargable. 5 lentes intercambiables ( 1X, 1.5X, 2X, 2.5X y 3.5X). 4 posiciones de ajuste de LEDs. Aplicaciones: Trabajos de soldadura y/o reparación, tareas de precisión y lectura. |
Numéro de pièce similaire - GAFAS-AUMENTOLUZLED |
|
Description similaire - GAFAS-AUMENTOLUZLED |