| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
36039-0000-R2-2 Fiches technique(PDF) 1 Page - Kontron |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
36039-0000-R2-2 Fiches technique(HTML) 1 Page - Kontron |
|
1 / 4 page ![]() COM Express® compact Type 6 with Intel Atom® x7000E / x7000RE * Low-Power – Performance/Watt optimized form factor solution * Up to 16 GByte DDR5 4800 MT/s - In-Band ECC * Up to 4x Graphics interfaces * Up to 6x PCIe lanes, up to 4x USB 3.2/2.0, 6x USB 2.0 * 1 GbE (optional 2.5 GbE) with TSN support * Industrial grade temperature COMe-cAS6 (E2) COMING SOON |
Numéro de pièce similaire - 36039-0000-R2-2 |
|
Description similaire - 36039-0000-R2-2 |