| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
P2000SCL Fiches technique(PDF) 1 Page - Littelfuse |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
P2000SCL Fiches technique(HTML) 1 Page - Littelfuse |
|
1 / 52 page ![]() Mechanical Data 9 Telecom Design Guide • © 2006 Littelfuse, Inc. 9 - 1 www.littelfuse.com 9 Mechanical Data The following section describes the mechanical specifications of products in this Telecom Design Guide. Gas Plasma Arresters—Package Dimensions / Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3 SL1122A Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3 SL0902A Series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3 SL1002A Series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4 SL1003A Series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4 SL1011A and SL1011B Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5 SL1021A and SL1021B Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5 SL1024A and SL1024B Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6 SL1411A Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7 SIDACtor® DO-214AA Package Symbolization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8 SIDACtor® Devices—Package Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9 DO-214AA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9 Modified DO-214AA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10 TO-92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11 T10A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12 T10B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12 T10C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13 Modified MS-013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14 Modified TO-220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15 TO-218. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16 R Package—TO-220AB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17 N Package—TO-263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-18 SIDACtor® Cell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-19 TeleLink® Surface Mount Fuse—Package Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-20 Electronic Fuses—Package Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-21 2AG Slo-Blo® Fuse—229P / 230P Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-21 NANO2® Fuse—451 / 453 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-21 NANO2® Fuse—452 / 454 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-22 SMF OMNI-BLOK® Fuse Block—154 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-22 NANO2® 250 V UMF Fuse—464 / 465 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-23 481 Series Alarm Indicating Fuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-23 482 Series Alarm Indicating Fuseholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-24 DC Power Fuses—Package Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-25 L17T Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-25 TLN Series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-26 TLS Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-27 LTFD Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-28 LTFD 101 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-30 |
Numéro de pièce similaire - P2000SCL |
|
Description similaire - P2000SCL |