| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
P6SMB110C Fiches technique(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
P6SMB110C Fiches technique(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc. |
|
3 / 5 page ![]() PAGE . 3 STAD-MAY.25.2007 P6SMB SERIES r e b m u N t r a P V RWM V BR I @ T IR @VRWM VC @IPP e d o C g n i k r a M . n i M . x a M IT - I N U - I B I N U I B V V V A m µ µ µ µµ A µ µ µ µµ A V AI N U I B r o s s e r p p u S e g a t l o V t n e i s n a r T W 0 0 6 A 3 4 B M S 6 P A C 3 4 B M S 6 P 8 . 6 3 9 . 0 4 2 . 5 4 1 5 5 3 . 9 5 1 . 0 1 R X E R X D 7 4 B M S 6 P C 7 4 B M S 6 P 1 . 8 3 3 . 2 4 7 . 1 5 1 5 5 8 . 7 6 9 . 8 S X E S X D A 7 4 B M S 6 P A C 7 4 B M S 6 P 2 . 0 4 7 . 4 4 4 . 9 4 1 5 5 8 . 4 6 3 . 9 T X E T X D 1 5 B M S 6 P C 1 5 B M S 6 P 3 . 1 4 9 . 5 4 1 . 6 5 1 5 5 5 . 3 7 2 . 8 U X E U X D A 1 5 B M S 6 P A C 1 5 B M S 6 P 6 . 3 4 5 . 8 4 6 . 3 5 1 5 5 1 . 0 7 6 . 8 V X E V X D 6 5 B M S 6 P C 6 5 B M S 6 P 6 . 5 4 4 . 0 5 6 . 1 6 1 5 5 5 . 0 8 4 . 7 W X E W X D A 6 5 B M S 6 P A C 6 5 B M S 6 P 8 . 7 4 2 . 3 5 8 . 8 5 1 5 5 7 7 8 . 7 X X E X X D 2 6 B M S 6 P C 2 6 B M S 6 P 2 . 0 5 8 . 5 5 2 . 8 6 1 5 5 9 8 8 . 6 Y X E Y X D A 2 6 B M S 6 P A C 2 6 B M S 6 P 3 5 9 . 8 5 1 . 5 6 1 5 5 5 8 1 . 7 Z X E Z X D 8 6 B M S 6 P C 8 6 B M S 6 P 1 . 5 5 2 . 1 6 8 . 4 7 1 5 5 8 9 1 . 6 A Y E A Y D A 8 6 B M S 6 P A C 8 6 B M S 6 P 1 . 8 5 6 . 4 6 4 . 1 7 1 5 5 2 9 5 . 6 B Y E B Y D 5 7 B M S 6 P C 5 7 B M S 6 P 7 . 0 6 5 . 7 6 5 . 2 8 1 5 5 8 0 1 5 . 5 C Y E C Y D A 5 7 B M S 6 P A C 5 7 B M S 6 P 1 . 4 6 3 . 1 7 8 . 8 7 1 5 5 3 0 1 8 . 5 D Y E D Y D 2 8 B M S 6 P C 2 8 B M S 6 P 4 . 6 6 8 . 3 7 2 . 0 9 1 5 5 8 1 1 1 . 5 E Y E E Y D A 2 8 B M S 6 P A C 2 8 B M S 6 P 1 . 0 7 9 . 7 7 1 . 6 8 1 5 5 3 1 1 3 . 5 F Y E F Y D 1 9 B M S 6 P C 1 9 B M S 6 P 7 . 3 7 9 . 1 8 0 0 1 1 5 5 1 3 1 5 . 4 G Y E G Y D A 1 9 B M S 6 P A C 1 9 B M S 6 P 8 . 7 7 5 . 6 8 5 . 5 9 1 5 5 5 2 1 8 . 4 H Y E H Y D 0 0 1 B M S 6 P C 0 0 1 B M S 6 P 1 8 0 9 0 1 1 1 5 5 4 4 1 2 . 4 J Y E J Y D A 0 0 1 B M S 6 P A C 0 0 1 B M S 6 P 5 . 5 8 5 9 5 0 1 1 5 5 7 3 1 4 . 4 K Y E K Y D 0 1 1 B M S 6 P C 0 1 1 B M S 6 P 2 . 9 8 9 9 1 2 1 1 5 5 8 5 1 8 . 3 L Y E L Y D A 0 1 1 B M S 6 P A C 0 1 1 B M S 6 P 4 9 5 0 1 6 1 1 1 5 5 2 5 1 4 M Y E M Y D 0 2 1 B M S 6 P C 0 2 1 B M S 6 P 2 . 7 9 8 0 1 2 3 1 1 5 5 3 7 1 5 . 3 N Y E N Y D A 0 2 1 B M S 6 P A C 0 2 1 B M S 6 P 2 0 1 4 1 1 6 2 1 1 5 5 5 6 1 6 . 3 P Y E P Y D 0 3 1 B M S 6 P C 0 3 1 B M S 6 P 5 0 1 7 1 1 3 4 1 1 5 5 7 8 1 2 . 3 Q Y E Q Y D A 0 3 1 B M S 6 P A C 0 3 1 B M S 6 P 1 1 1 4 2 1 7 3 1 1 5 5 9 7 1 3 . 3 R Y E R Y D 0 5 1 B M S 6 P C 0 5 1 B M S 6 P 1 2 1 5 3 1 5 6 1 1 5 5 5 1 2 8 . 2 S Y E S Y D A 0 5 1 B M S 6 P A C 0 5 1 B M S 6 P 8 2 1 3 4 1 8 5 1 1 5 5 7 0 2 9 . 2 T Y E T Y D 0 6 1 B M S 6 P C 0 6 1 B M S 6 P 0 3 1 4 4 1 6 7 1 1 5 5 0 3 2 6 . 2 U Y E U Y D A 0 6 1 B M S 6 P A C 0 6 1 B M S 6 P 6 3 1 2 5 1 8 6 1 1 5 5 9 1 2 7 . 2 V Y E V Y D 0 7 1 B M S 6 P C 0 7 1 B M S 6 P 8 3 1 3 5 1 7 8 1 1 5 5 4 4 2 5 . 2 W Y E W Y D A 0 7 1 B M S 6 P A C 0 7 1 B M S 6 P 5 4 1 2 6 1 9 7 1 1 5 5 4 3 2 6 . 2 X Y E X Y D 0 8 1 B M S 6 P C 0 8 1 B M S 6 P 6 4 1 2 6 1 8 9 1 1 5 5 8 5 2 3 . 2 Y Y E Y Y D A 0 8 1 B M S 6 P A C 0 8 1 B M S 6 P 4 5 1 1 7 1 9 8 1 1 5 5 6 4 2 4 . 2 Z Y E Z Y D 0 0 2 B M S 6 P C 0 0 2 B M S 6 P 2 6 1 0 8 1 0 2 2 1 5 5 7 8 2 1 . 2 A W E A W D A 0 0 2 B M S 6 P A C 0 0 2 B M S 6 P 1 7 1 0 9 1 0 1 2 1 5 5 4 7 2 2 . 2 B W E B W D 0 2 2 B M S 6 P C 0 2 2 B M S 6 P 5 7 1 8 9 1 2 4 2 1 5 5 4 4 3 8 . 1 C W E C W D A 0 2 2 B M S 6 P A C 0 2 2 B M S 6 P 5 8 1 9 0 2 1 3 2 1 5 5 8 2 3 9 . 1 D W E D W D 0 5 2 B M S 6 P C 0 5 2 B M S 6 P 2 0 2 5 2 2 5 7 2 1 5 5 0 6 3 7 . 1 E W E E W D A 0 5 2 B M S 6 P A C 0 5 2 B M S 6 P 4 1 2 7 3 2 3 6 2 1 5 5 4 4 3 8 . 1 F W E F W D |