Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

54ACT32 Fiches technique(PDF) 2 Page - Silicon Supplies

No de pièce 54ACT32
Description  Advanced CMOS TTL Input
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SS [Silicon Supplies]
Site Internet  https://siliconsupplies.com/
Logo SS - Silicon Supplies

54ACT32 Fiches technique(HTML) 2 Page - Silicon Supplies

  54ACT32 Datasheet HTML 1Page - Silicon Supplies 54ACT32 Datasheet HTML 2Page - Silicon Supplies 54ACT32 Datasheet HTML 3Page - Silicon Supplies 54ACT32 Datasheet HTML 4Page - Silicon Supplies 54ACT32 Datasheet HTML 5Page - Silicon Supplies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Page 2 of 5
www.siliconsupplies.com
Advanced CMOS TTL Input – 54ACT32
Rev 1.1
08/11/2022
COORDINATES (µm)
PAD
FUNCTION
X
Y
1
1A
100
350
2
1B
150
100
3
1Y
480
100
4
2A
660
100
5
2B
990
100
6
2Y
990
350
7
GND
990
540
8
3Y
990
720
9
3A
990
980
10
3B
660
980
11
4Y
480
980
12
4A
150
980
13
4B
100
720
14
VCC
100
540
CONNECT CHIP BACK TO VCC OR FLOAT
Pad Layout and Functions
1200µm (47.24 mils)
Function Table
INPUTS
OUTPUT
A
B
Y
L
L
L
L
H
H
H
L
H
H
H
H
H = High level (steady state)
L = Low level (steady state)
Pad 15,15 = VCC
Pad 7,8 = GND
Y = Ᾱ
0,0
Logic Diagram
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
13
12
11
10
DIE ID



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com