| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT82M23C Fiches technique(PDF) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT82M23C Fiches technique(HTML) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
9 / 14 page ![]() 18-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 447 ¾ 460 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT82M23A/HT82M23B/HT82M23C Rev. 1.10 9 January 22, 2007 1 8 1 1 0 9 A B C D E F G H a C ' |