| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT82K96E Fiches technique(PDF) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT82K96E Fiches technique(HTML) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
39 / 44 page ![]() Package Information 28-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 697 ¾ 713 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT82K96E Rev. 2.00 39 October 11, 2007 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H a E |