| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT82K94E Fiches technique(PDF) 40 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT82K94E Fiches technique(HTML) 40 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
40 / 43 page ![]() Package Information 48-pin SSOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 395 ¾ 420 B 291 ¾ 299 C8 ¾ 12 C ¢ 613 ¾ 637 D85 ¾ 99 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G25 ¾ 35 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 8 ° HT82K94E/HT82K94A Rev. 1.50 40 October 11, 2007 4 8 1 2 5 2 4 A B C D F C ' G H a E |