| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT48RA5 Fiches technique(PDF) 35 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT48RA5 Fiches technique(HTML) 35 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
35 / 38 page ![]() 28-pin SSOP (209mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 291 ¾ 323 B 196 ¾ 220 C9 ¾ 15 C ¢ 396 ¾ 407 D65 ¾ 73 E ¾ 25.59 ¾ F4 ¾ 10 G26 ¾ 34 H4 ¾ 8 a 0 °¾ 8 ° HT48RA5/HT48CA5 Rev. 1.30 35 October 12, 2007 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H a E |