Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M58PR001LE96ZB5 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No de pièce M58PR001LE96ZB5
Description  256-Mbit, 512-Mbit or 1-Gbit (횞 16, multiple bank, multilevel, burst) 1.8 V supply Flash memories
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M58PR001LE96ZB5 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M58PR001LE96ZB5 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M58PR001LE96ZB5 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M58PR001LE96ZB5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M58PR001LE96ZB5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M58PR001LE96ZB5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M58PR001LE96ZB5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M58PR001LE96ZB5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M58PR001LE96ZB5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M58PR001LE96ZB5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 119 page
background image
Contents
M58PR256LE, M58PR512LE, M58PR001LE
4/119
5.3.1
Single word program method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.3.2
Buffer program method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.3.3
Buffer enhanced factory program method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.1
Control program mode status bit (SR9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.2
Object program mode status bit (SR8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.3
Program/Erase Controller status bit (SR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.4
Erase suspend status bit (SR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.5
Erase status bit (SR5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.6
Program status bit (SR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.7
VPP status bit (SR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.8
Program Suspend Status bit (SR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.9
Block protection status bit (SR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.10
Bank write/multiple word program status bit (SR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7
Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7.1
Read select bit (CR15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7.2
X latency bits (CR14-CR11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7.3
Wait polarity bit (CR10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
7.4
Wait configuration bit (CR8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
7.5
Burst length bits (CR2-CR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8
Enhanced Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.1
Deep power-down mode bit (ECR15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.2
Deep power-down polarity bit (ECR14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.3
Output driver control bits (ECR2-ECR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9
Extended Flash array (EFA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
10
Read modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
10.1
Asynchronous read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
10.2
Synchronous burst read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
10.3
Single synchronous read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More