| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STTH5L06FP Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STTH5L06FP Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 10 page ![]() Package information STTH5L06 6/10 2 Package information ■ Epoxy meets UL94, V0 ■ Cooling method: by conduction (C) ■ Recommended torque value: 0.8 Nm (TO-220FPAC) / 0.55 Nm (TO-220AC) ■ Maximum torque value: 1.0 Nm (TO-220FPAC) / 0.70 Nm (TO-220AC) Table 5. TO-220AC dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.066 G 4.95 5.15 0.194 0.202 H2 10.00 10.40 0.393 0.409 L2 16.40 typ. 0.645 typ. L4 13.00 14.00 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.20 6.60 0.244 0.259 L9 3.50 3.93 0.137 0.154 M 2.6 typ. 0.102 typ. Diam. I 3.75 3.85 0.147 0.151 A C D L7 Ø I L5 L6 L9 L4 F H2 G L2 F1 E M |