| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT36B2 Fiches technique(PDF) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT36B2 Fiches technique(HTML) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
36 / 39 page ![]() 56-pin SSOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 395 ¾ 420 B 291 ¾ 299 C8 ¾ 12 C ¢ 720 ¾ 730 D89 ¾ 99 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G25 ¾ 35 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 8 ° HT36B2 Rev. 1.10 36 March 10, 2005 5 6 1 A 2 9 2 8 B C D F C ' H a E G |