| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT680 Fiches technique(PDF) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT680 Fiches technique(HTML) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
12 / 15 page ![]() 20-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 490 ¾ 510 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT600/HT680/HT6207 Rev. 1.10 12 January 24, 2003 2 0 1 1 1 1 0 A B C D E . C ' G H a |