| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT614 Fiches technique(PDF) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT614 Fiches technique(HTML) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
6 / 12 page ![]() Application Circuits HT604L/HT614/HT692 Rev. 1.10 6 January 24, 2003 A 1 1 A 1 2 D 1 4 D 1 5 V T D I N O S C 2 O S C 1 V S S R e c e i v e r C i r c u i t R o s c 3 4 5 6 7 8 9 V D D A 9 A 8 A 7 A 6 A 3 A 2 A 1 A 0 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 H T 6 9 2 1 2 A 1 1 D 1 2 D 1 3 D 1 4 V T D I N O S C 2 O S C 1 V S S R e c e i v e r C i r c u i t R o s c 1 2 3 4 5 8 9 1 0 V D D A 9 A 8 A 7 A 3 A 2 A 1 A 0 A 4 D 1 5 6 7 A 6 2 0 1 9 1 8 1 7 1 6 1 3 1 2 1 1 1 5 1 4 H T 6 1 4 / H T 6 0 4 L V D D V D D |