| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
W5200ETHERNETSHIELD Fiches technique(PDF) 1 Page - AG Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
W5200ETHERNETSHIELD Fiches technique(HTML) 1 Page - AG Electronica |
|
1 / 2 page ![]() ETHERNET CONTROLLER SHIELD. Número de parte: W5200ETHERNETSHIELD Descripción: Este escudo ofrece conectividad a Internet al instante con un controlador de alta especificación Ethernet, W5200, con el doble de tamaño de búfer de v1.0 y soporte hasta ocho conexiones TCP / UDP simultáneas. Una ranura SD incluida permite el almacenamiento aplicaciones que requieren de grandes cantidades de datos, como el registro de datos IO. Gracias a un conector RJ45, usted puede añadir de forma flexible la mayoría de los escudos en la parte superior de este escudo Ethernet. Nota: los conectores de este producto se envía sin soldar. Características Alta velocidad del controlador Ethernet W5200 Interfaz SPI 32 Kbytes de amortiguamiento interno Puerto RJ45 Ethernet Soporta hasta ocho conexiones TCP / UDP simultáneas Función de la tarjeta SD Práctico Puertos Grove para I2C y UART preformados Documentos |
Numéro de pièce similaire - W5200ETHERNETSHIELD |
|
Description similaire - W5200ETHERNETSHIELD |