| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
FIO-01 Fiches technique(PDF) 4 Page - AG Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FIO-01 Fiches technique(HTML) 4 Page - AG Electronica |
|
4 / 7 page ![]() Diagrama de conexión Primeros Pasos Para poder realizar la programación del Arduino FIO-01 OEM se requiere de un convertidor de USB a serial (TTL), este producto lo puede encontrar en el siguiente link: http://www.agspecinfo.com/pdfs/D/DEV09716.PDF Este convertidor es necesario debido a que las placas de Arduino se comunica con la PC mediante el puerto USB, tanto para la programación como para le intercambio de datos, por esta razón dentro de las placas Arduino encontramos un chip que se encarga de la conversión de USB a Serial TTL como ejemplo: en las primeras versiones de Arduino las placas utilizaban el puerto COM o RS232 para comunicarse con la PC. El Arduino FIO-01 OEM a diferencia de las demás placas no incluye un conversor en placa (por un tema de reducción), por lo que es necesario utilizar un conversor externo para la programación del chip o para la comunicación serial. Dentro de los conversores USB-Serial TTL se encuentran los chips: FTDI232, PL2303, CH340G y el CP2102. http://www.agelectronica.com http://www.agelectronica.com |