Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LRI64-MBTG Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No de pièce LRI64-MBTG
Description  Memory TAG IC at 13.56 MHz, with 64-bit Unique ID and WORM user area, ISO15693 and ISO18000-3 Mode 1 compliant
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LRI64-MBTG Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  LRI64-MBTG Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LRI64-MBTG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LRI64-MBTG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LRI64-MBTG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LRI64-MBTG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LRI64-MBTG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LRI64-MBTG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LRI64-MBTG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LRI64-MBTG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 52 page
background image
Contents
LRI64
4/52
18
Command codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
18.1
Inventory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
18.2
Stay Quiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
18.3
Read Single Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
18.4
Write Single Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
18.5
Get System Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
19
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
20
DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
21
Package mechanical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
22
Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Appendix A
algorithm for pulsed slots. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Appendix B
C-example to calculate or check the CRC16
according to ISO/IEC 13239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
22.1
CRC calculation example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Appendix C
Application family identifier (AFI) coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52