| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ASX00008 Fiches technique(PDF) 13 Page - AG Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ASX00008 Fiches technique(HTML) 13 Page - AG Electronica |
|
13 / 16 page ![]() Programación A continuación veremos paso a paso la estructura del código: I. Declaración de librerías y variables. En este apartado declaramos las librerías y variables necesarias para el programa. II. Función Setup() En la función Setup() establecemos las condiciones iniciales del programa, tales como velocidad de transmisión / recepción del puerto serial, inicialización correcta de la micrSD y la inicialización correcta del Carrier Arduino MKR IoT. #include <Arduino_MKRIoTCarrier.h> MKRIoTCarrier carrier; const int chipSelect = 0; fl oat temp1=0.0; fl oat humidity = 0.0; String dataString=""; void setup() { Serial.begin(9600); SD.begin(chipSelect); delay(5000); if (!carrier.begin()) { Serial.println("Error al inicializar los sensores"); } else{ Serial.println("Sensor iniciado correctamente!"); } while (!SD.begin(chipSelect)) { Serial.println("Error al leer microsd"); } Serial.print("Leyendo SD......"); Serial.println("SD preparada"); //CARRIER_CASE = false; } |