| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LF60ABPT Fiches technique(PDF) 38 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LF60ABPT Fiches technique(HTML) 38 Page - STMicroelectronics |
|
38 / 45 page ![]() Package mechanical data LFxxAB - LFxxC 38/45 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 D1 1.27 0.050 E0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.067 F2 1.14 1.70 0.044 0.067 G4.95 5.15 0.194 0.203 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H2 10.0 10.40 0.393 0.409 L2 16.4 0.645 L4 13.0 14.0 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.2 6.6 0.244 0.260 L93.5 3.93 0.137 0.154 DIA. 3.75 3.85 0.147 0.151 TO-220 mechanical data P011C |