| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST72324BK2 Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72324BK2 Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 188 page ![]() Contents ST72324B 8/188 15.1.2 External interrupt missed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 15.1.3 Unexpected reset fetch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 15.1.4 Clearing active interrupts outside interrupt routine . . . . . . . . . . . . . . . 182 15.1.5 16-bit timer PWM mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 15.1.6 TIMD set simultaneously with OC interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 15.1.7 SCI wrong break duration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 15.2 8/16 Kbyte Flash devices only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 15.2.1 39-pulse ICC entry mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 15.2.2 Negative current injection on pin PB0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 15.3 8/16 Kbyte ROM devices only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 15.3.1 Readout protection with LVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 15.3.2 I/O Port A and F configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 16 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 |