| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LFXXAB Fiches technique(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LFXXAB Fiches technique(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 45 page ![]() LFxxAB - LFxxC Package mechanical data 37/45 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A4.8 0.189 C1.37 0.054 D 2.4 2.8 0.094 0.110 D1 1.2 1.35 0.047 0.053 E0.35 0.55 0.014 0.022 F0.8 1.05 0.031 0.041 F1 1 1.4 0.039 0.055 G 3.2 3.4 3.6 0.126 0.134 0.142 G1 6.6 6.8 7 0.260 0.268 0.276 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L 17.85 0.703 L1 15.75 0.620 L2 21.4 0.843 L3 22.5 0.886 L5 2.6 3 0.102 0.118 L6 15.1 15.8 0.594 0.622 L7 6 6.6 0.236 0.260 M 4.5 0.177 M1 4 0.157 Dia1 3.65 3.85 0.144 0.152 PENTAWATT (Vertical) mechanical data P010E |