Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BNS02F2 Fiches technique(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

No de pièce BNS02F2
Description  Mechanical Cam Switches
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Site Internet  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BNS02F2 Fiches technique(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BNS02F2 Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BNS02F2 Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Mechanical Cam Switches
BNS 813-B02-D16-61-D-22-02
Order Code: BNS02F2
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-27-06-02
Subject to change without notice: 265530
ETIM 6.0: EC001829
BNS02F2_2_2024-08-30
2 / 2
Range/Distance
Repeatability
1-2. Switch position: ±0.02 mm
Wiring Diagrams (Schematic)



Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com