| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BAT-23A Fiches technique(PDF) 4 Page - AG Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAT-23A Fiches technique(HTML) 4 Page - AG Electronica |
|
4 / 5 page ![]() Versión 1.0 4 www.agelectronica.com Intrucciones de operación: Antes de poner en funcionamiento este equipo, atienda las siguientes consideraciones: *Al encender la lámpara, esta producirá una ligera cantidad de ozono. No dirija la radiación ultravioleta sobre personas, animales ni plantas. Tampoco exponga su piel y ojos a las emisiones de esta lámpara. Utilice equipo de protección al operar esta lámpara como lentes, guantes y manga larga. 1. Fije la lámpara en una superficie plana con ayuda de los accesorios (accesorios incluídos). 2. Enchufe el conector en las terminales de la base de la lámpara. . 3. Enchufe la clavija a la toma de corriente. 4. Encienda el interruptor. 5. Presione el botón de encendido en el control remoto y seleccione el tiempo deseado para la esterilización. 6. Despeje el área de sanitización. 7. Una vez terminado el tiempo seleccionado para la sanitización, la lámpara se apagará. |