Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32G473CE Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32G473CE
Description  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator
PDF  229 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G473CE Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G473CE Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32G473CE Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 229 page
background image
List of tables
STM32G473xB STM32G473xC STM32G473xE
8/229
DS12712 Rev 5
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
STM32G473xB/xC/xE features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 3.
STM32G473xB/xC/xE peripherals interconnect matrix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 4.
DMA implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 5.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 6.
Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 7.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 8.
I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 9.
USART/UART/LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 10.
SAI features implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 11.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 12.
STM32G473xB/xC/xE pin definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 13.
Alternate function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 14.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Table 15.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Table 16.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Table 17.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 18.
Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Table 19.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Table 20.
Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Table 21.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data
processing running from flash in single Bank, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . 87
Table 22.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data
processing running from flash in dual bank, ART enable (Cache ON Prefetch OFF). . . . . 89
Table 23.
Current consumption in Run and Low-power run modes,
code with data processing running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Table 24.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from flash memory, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Table 25.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Table 26.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from SRAM2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Table 27.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from CCMSRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Table 28.
Current consumption in Sleep and Low-power sleep mode flash memory ON . . . . . . . . . 98
Table 29.
Current consumption in low-power sleep modes, flash memory in power-down . . . . . . . . 99
Table 30.
Current consumption in Stop 1 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Table 31.
Current consumption in Stop 0 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 32.
Current consumption in Standby mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 33.
Current consumption in Shutdown mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 34.
Current consumption in VBAT mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Table 35.
Peripheral current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 36.
Low-power mode wakeup timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Table 37.
Regulator modes transition times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 38.
Wakeup time using USART/LPUART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 39.
High-speed external user clock characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 40.
Low-speed external user clock characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Table 41.
HSE oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More